전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  



MICROCONTROLLER 데이터시트, PDF

검색된 단어 : 'microcontroller' - Total: 4 (1/1) Pages
제조업체부품명데이터시트상세설명
Company Logo Img
Future Technology Devic...
FT51BQ-T Datasheet pdf image
1Mb/43P
Advanced Microcontroller with 8051 Compatible Core
NERO-NP1 Datasheet pdf image
820Kb/18P
16MHz ATmega328 32-pin TQFP package microcontroller.
UMFT51AA Datasheet pdf image
867Kb/16P
UMFT51AA is an FT51A DIP module that is compatible with an 8051 microcontroller
FT905 Datasheet pdf image
1,020Kb/56P
The FT905 series contains FT905, FT906, FT907 and FT908 which is a complete System-On-Chip 32-bit RISC microcontroller for embedded applications featuring a high level of integration and low power consumption.

1


1



microcontroller 란


마이크로컨트롤러(Microcontroller)는 작은 사이즈의 컴퓨터 칩으로, 컴퓨터의 중앙처리장치(CPU), 메모리(RAM, ROM, EEPROM 등), 디지털/아날로그 입출력 장치 등이 하나의 칩 안에 포함되어 있습니다.

전자 부품으로서, 마이크로컨트롤러는 프로그램 가능하며, 주변 장치와 통신할 수 있으며, 다양한 신호 처리, 제어 및 자료 처리 기능을 수행할 수 있습니다.

이러한 특징은 자동차, 가전제품, 산업용 로봇, 의료 장비 등 다양한 분야에서 활용됩니다.

마이크로컨트롤러는 작은 규모의 프로젝트부터 대형 제품까지 사용되며, 특히 임베디드 시스템과 관련된 제품에 매우 중요합니다.

이외에도, 아두이노(Arduino)와 같은 개발 보드에서 사용되며, 다양한 프로젝트에서 사용됩니다.

마이크로컨트롤러는 최근 기술 발전으로 더욱 집적도가 높아지고 있으며, 인터넷에 연결되어 동작할 수 있는 IoT 기기에서도 중요한 역할을 하고 있습니다.