전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  



VERTICAL 데이터시트, PDF

검색된 단어 : 'Vertical' - Total: 3 (1/1) Pages
제조업체부품명데이터시트상세설명
Company Logo Img
PHOENIX CONTACT
100946 Datasheet pdf image
97Kb/3P
Header with side panels, plug-in direction vertical to the p.c.b.
RAD-ISM-2400-ANT-PAN-8-0 Datasheet pdf image
76Kb/3P
Panel antenna, degree of protection IP55, 8 dBi gain, linear vertical, SMA (female), impedance 50 ohms, apex angle h/v 75째/70째
RAD-ISM-2400-ANT-PAR-19-0 Datasheet pdf image
91Kb/3P
Parabolic antenna, IP65 degree of protection, 19 dBi gain, linear vertical, N (female) connection, impedance 50 廓, apex angle h/v 17째/11째

1


1



Vertical 란


Vertical은 전자 부품에서 일반적으로 커넥터와 함께 사용되는 용어 중 하나입니다.
Vertical은 수직 방향으로 구성된 커넥터 또는 전자 부품을 의미합니다.

Vertical 커넥터는 수직 방향으로 PCB(회로 기판)에 연결됩니다. 이러한 커넥터는 주로 PCB에 복잡한 기능을 제공하고, 특정 방향으로만 연결할 수 있도록합니다.

일반적으로, Vertical 커넥터는 다른 커넥터보다 적은 공간을 차지하므로 PCB를 더 작고 효율적으로 만들어줍니다.

또한, Vertical 전자 부품은 수직 방향으로 PCB에 부착되는 기본적인 전자 부품으로, 다양한 크기와 유형의 전자 부품이 있습니다.

Vertical 전자 부품은 PCB를 조립할 때 매우 유용하며, 일반적으로 다른 부품들과 함께 사용됩니다.

Vertical 커넥터와 전자 부품은 다양한 공급 업체에서 구할 수 있으며, 다양한 크기와 모양으로 제공됩니다.

이러한 부품들은 적절하게 설계된 PCB의 구성요소로 사용됩니다.