전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  



SMD 데이터시트, PDF

검색된 단어 : 'SMD' - Total: 5 (1/1) Pages
제조업체부품명데이터시트상세설명
Company Logo Img
IQD Frequency Products ...
CFPS-98 Datasheet pdf image
307Kb/2P
SMD 4 pad version of the HC49/3.5H
IQXT-205-1 Datasheet pdf image
248Kb/11P
IQXT-205-1 is a 2.0 x 1.6mm SMD Temperature Compensated Crystal Oscillator (TCXO) in a hermetically sealed package.
IQXT-205-2 Datasheet pdf image
250Kb/11P
IQXT-205-2 is a 2.0 x 1.6mm SMD Voltage Controlled Temperature Compensated Crystal Oscillator (VCTCXO) in a hermetically sealed package.
3SMX Datasheet pdf image
353Kb/2P
6 x 3.5mm SMD crystal Available in 2 or 4 pad design Ceramic package with a resin sealed ceramic lid, hermetically sealed.
IQXT-205-3 Datasheet pdf image
139Kb/11P
IQXT-205-3 is a 2.0 x 1.6mm SMD Temperature Compensated Crystal Oscillator (TCXO) in a hermetically sealed package with a wide operating temperature range.

1


1



SMD 란


SMD는 Surface-Mounted Device의 약자입니다. 기존의 관통홀 부품처럼 관통홀이 아닌 인쇄회로기판(PCB) 표면에 실장되도록 설계된 전자부품의 일종이다.

SMD 구성 요소는 스루 홀 구성 요소보다 훨씬 작으며 작은 영역에 많은 수의 구성 요소를 배치해야 하는 고밀도 응용 제품에 더 적합합니다. SMD 부품은 크기가 작고 무게가 가볍기 때문에 스마트폰 및 노트북과 같은 휴대용 전자 제품에 이상적입니다.

SMD 구성 요소는 PCB 표면에 직접 납땜되므로 스루홀 도금이 필요하지 않고 보드 공간이 절약됩니다. 이를 통해 더 작고 더 컴팩트한 전자 장치를 설계할 수 있습니다.

SMD 구성 요소는 조립 또는 사용 중에 손상될 가능성이 적기 때문에 스루홀 구성 요소보다 더 안정적입니다. 리드가 없기 때문에 SMD 구성 요소는 진동과 충격에 대한 저항력이 높아져 장기적인 안정성과 성능을 보장하는 데 도움이 됩니다.

결론적으로 SMD 구성 요소는 작은 크기, 가벼운 무게 및 높은 신뢰성으로 인해 다양한 전자 응용 분야에서 널리 사용됩니다. 기존 스루홀 구성 요소에 비해 많은 이점을 제공하므로 고밀도 및 휴대용 전자 장치에 매우 적합합니다.