전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  



REGULATOR 데이터시트, PDF

검색된 단어 : 'REGULATOR' - Total: 2 (1/1) Pages
제조업체부품명데이터시트상세설명
Company Logo Img
Wall Industries,Inc.
DCMAR05 Datasheet pdf image
210Kb/4P
DC/DC Switching Regulator Single Outputs
DCMAR1 Datasheet pdf image
230Kb/4P
1A DC/DC Switching Regulator Single Outputs

1


1



REGULATOR 란


조정기는 입력 전압, 부하 저항 또는 온도의 변화에도 불구하고 일정한 출력 전압 또는 전류를 유지하는 데 사용되는 전자 장치입니다.

레귤레이터는 전원 공급 장치, 배터리 충전 회로 및 안정적인 전압 또는 전류가 필요한 기타 애플리케이션에 널리 사용됩니다.

선형 조정기, 스위칭 조정기 및 LDO(저드롭아웃) 조정기를 포함하여 여러 유형의 전압 조정기가 있습니다.
선형 조정기는 출력 전압이 일정하게 유지되도록 입력 소스에서 끌어와 부하에 공급되는 전류의 양을 제어하여 작동합니다.
스위칭 조정기는 PWM(펄스 폭 변조)을 사용하여 입력 전압을 일련의 펄스로 변환한 다음 필터링 및 조정하여 출력 전압을 생성합니다.

LDO 조정기는 입력-출력 전압 강하가 낮은 선형 조정기이므로 배터리 구동식 시스템에 이상적입니다.

조정기의 성능은 입력 전압, 출력 전압, 최대 출력 전류, 출력 리플 및 열 성능을 비롯한 여러 요인의 영향을 받습니다.

조정기 설계는 시스템의 효율성, 신뢰성 및 비용에 영향을 미치기 때문에 많은 응용 분야에서 중요한 고려 사항입니다.

전압 조정 외에도 조정기는 입력 전압이나 부하 저항의 변화에 ​​관계없이 출력 전류가 일정하게 유지되는 전류 조정에도 사용할 수 있습니다.

전류 조정은 배터리 충전 회로, LED 조명 및 정밀 기기와 같이 정전류 소스가 필요한 애플리케이션에 사용됩니다.

전반적으로 조정기는 많은 전자 시스템에서 중요한 구성 요소로서 시스템 작동에 안정적이고 신뢰할 수 있는 전력을 제공하고 시스템이 효과적이고 효율적으로 작동할 수 있도록 합니다.