전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  



OPTICAL 데이터시트, PDF

검색된 단어 : 'OPTICAL' - Total: 6 (1/1) Pages
제조업체부품명데이터시트상세설명
Company Logo Img
Luminus, Inc
SBM-40-LC Datasheet pdf image
1Mb/16P
High optical output at 1A up to 133 Red lumens
SBT-90 Datasheet pdf image
1Mb/15P
Extremely high optical output from a 9 mm2 square emitter:
SBT-70 Datasheet pdf image
1Mb/13P
Extremely high optical output from a 7 mm2 circular emitter
SST-90-R Datasheet pdf image
1Mb/14P
Extremely high optical output Red LEDs: Typ.1500 lumens at 9A
SST-90-W Datasheet pdf image
1Mb/16P
Extremely high optical output White LED: up to 4,000lm at 18A
SBM-40-SC Datasheet pdf image
1Mb/16P
High optical output at 2 A: up to 253 Red lumens

1


1



OPTICAL 란


전자부품에서 OPTICAL은 광학적인 신호 처리와 관련된 부품, 기기, 기술 등을 의미합니다.

전자기기에서 광신호를 처리하기 위해 다양한 OPTICAL 부품이 사용됩니다.

예를 들어, OPTICAL FIBER는 광 신호를 전송하기 위한 광섬유 케이블입니다.

광섬유는 전기 신호를 광 신호로 변환하여 전송하며, 이를 통해 높은 전송 속도와 장거리 전송이 가능해집니다.

또한, OPTICAL DISC는 광학적인 방식으로 정보를 읽고 쓰는 기술을 사용하는 디스크입니다.

CD, DVD, Blu-ray 등이 이에 해당됩니다.

이러한 광 디스크는 기계적인 방식으로 동작하는 디스크에 비해 빠른 데이터 접근 및 전송 속도를 제공합니다.

OPTICAL 부품은 높은 전송 속도와 전송 거리를 제공하며, 기계적인 부품에 비해 더 높은 안정성을 제공합니다.

이러한 이유로 광통신, 광저장매체 등 다양한 분야에서 광학 기술이 사용되고 있으며, OPTICAL 부품의 중요성은 더욱 커지고 있습니다.