전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  



MOSFET 데이터시트, PDF

검색된 단어 : 'MOSFET' - Total: 1 (1/1) Pages
제조업체부품명데이터시트상세설명
Company Logo Img
Vectron International, ...
RUR040N02 Datasheet pdf image
104Kb/5P
1.5V Drive Nch MOSFET

1


1



MOSFET 란


MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)는 전원 공급 장치, 모터 드라이브 및 인버터와 같은 고전력 애플리케이션을 제어하는 ​​데 사용되는 일종의 전력 반도체 장치입니다.

FET(Field-Effect Transistor)의 일종으로 전기장을 이용하여 소스와 드레인 단자 사이의 전류 흐름을 제어하여 동작합니다.

MOSFET에서 전류의 흐름은 게이트 역할을 하는 얇은 금속 산화막에 의해 제어되며 얇은 절연층에 의해 장치의 나머지 부분과 격리됩니다.

게이트 전압은 장치를 통과하는 전류의 흐름을 결정하는 소스와 드레인 단자 사이의 채널 폭을 제어합니다.

MOSFET에는 N 채널과 P 채널의 두 가지 주요 유형이 있습니다.

N채널 MOSFET에는 n형 물질로 도핑된 채널이 있는 반면 P채널 MOSFET에는 p형 물질로 도핑된 채널이 있습니다.

MOSFET은 높은 입력 임피던스, 낮은 온 상태 저항, 빠른 스위칭 속도 및 고효율을 포함하여 다른 유형의 전력 반도체에 비해 몇 가지 이점을 제공합니다.

또한 매우 다재다능하며 전원 공급 장치, 모터 드라이브 및 인버터와 같은 다양한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.

그러나 MOSFET에는 제한된 정격 전압과 장치를 제어하기 위한 게이트 구동 회로가 필요한 등 몇 가지 단점도 있습니다.

또한 열 폭주에 취약하여 장치가 과열되면 장치가 고장날 수 있습니다. 이러한 위험을 완화하기 위해 MOSFET은 종종 열 보호 장치 또는 스너버 회로와 같은 다른 구성 요소와 함께 사용됩니다.