전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  



HOLDER 데이터시트, PDF

검색된 단어 : 'HOLDER' - Total: 25 (1/2) Pages
제조업체부품명데이터시트상세설명
Company Logo Img
PHOENIX CONTACT
2900946 Datasheet pdf image
43Kb/2P
Holder - VMT TISCHFUSS
2904895 Datasheet pdf image
50Kb/1P
Holder - PACT RCP-CLAMP
2913399 Datasheet pdf image
47Kb/1P
Holder - VMT-GALGENANSCHLUSS STEHEND
WF-1000-COV Datasheet pdf image
53Kb/2P
Waste holder for stripping machine
0913566 Datasheet pdf image
57Kb/3P
Fuse holder - SI-H 40MM
09/11/2020
0614195 Datasheet pdf image
47Kb/2P
Holder, Connection type: DIN rail mounting
1624153 Datasheet pdf image
198Kb/4P
Charging connector holder - EV-T2CCS-PARK
2702493 Datasheet pdf image
48Kb/1P
Mounting holder - PLD M-ME MC/D70
SF-BIT-HEX-8-50 Datasheet pdf image
50Kb/2P
hardened, suitable for holder according to DIN 3126-F6.3/ISO 1173
TOUCH-PEN Datasheet pdf image
47Kb/1P
Touch pen for HMIs, silver coated. Delivery includes self-adhesive pen holder.
2702492 Datasheet pdf image
48Kb/1P
Mounting holder, AIMgSi0,5: Aluminum, for machine lights PLD M 260 .../D40, Swiveling range 짹20째
RIF-RH-3 Datasheet pdf image
43Kb/2P
Relay retaining bracket, with holder for marking material, suitable for RIF-3 relay base, for octal relay
RIF-RH-4 Datasheet pdf image
61Kb/2P
Relay retaining bracket, with holder for marking material, suitable for RIF-4 relay base, for high-power relay
SF-BIT-HEX-6-50 Datasheet pdf image
50Kb/2P
Screw bit, hexagon, E6.3-1/4" drive, size: Hex 6 x 50 mm, hardened, suitable for holder according to DIN
RIF-RH-2 Datasheet pdf image
44Kb/2P
Relay retaining bracket, with ejector function and holder for marking material, suitable for RIF-2 relay base, for industrial relay
SF-BIT-HEX-5-50 Datasheet pdf image
44Kb/2P
Screw bit, hexagon, E6.3-1/4" drive, size: Hex 5 x 50 mm, hardened, suitable for holder according to DIN 3126-F6.3/ISO 1173
SF-BIT-HEX-2-50 Datasheet pdf image
47Kb/2P
Screw bit, hexagon, E6.3-1/4" drive, size: Hex 2 x 50 mm, hardened, suitable for holder according to DIN 3126- F6.3/ISO 1173
SF-BIT-HEX-3-50 Datasheet pdf image
44Kb/2P
Screw bit, hexagon, E6.3-1/4" drive, size: Hex 3 x 50 mm, hardened, suitable for holder according to DIN 3126- F6.3/ISO 1173
SF-BIT-HEX-4-50 Datasheet pdf image
44Kb/2P
Screw bit, hexagon, E6.3-1/4" drive, size: Hex 4 x 50 mm, hardened, suitable for holder according to DIN 3126-F6.3/ISO 1173
WIREFOX-10-VDE-DB Datasheet pdf image
53Kb/2P
Stripping pliers, for stripping conductors with a cross section of up to 10 mm짼, VDE-tested, type of packaging: with holder for sales display (backcard)

1 2 >


1 2 >



HOLDER 란


홀더라는 용어는 전자 구성 요소와 장치에서 여러 가지 감각으로 사용할 수 있습니다. 정확한 의미는 그것이 사용되는 맥락에 따라 다릅니다. 몇 가지 일반적인 의미는 다음과 같습니다.

배터리 홀더 : 배터리를 저장하고 연결하는 장치입니다. 배터리 홀더는 다양한 크기와 모양으로 제공되며 배터리를 수용하고 쉽게 교체하도록 설계되었습니다.

플러그 홀더 : 전원 케이블, 연결 도구 등을 안정적으로 저장하거나 보유하는 장치를 참조 할 수 있습니다.

퓨즈 홀더 : 퓨즈를 저장하고 연결하는 장치로 사용됩니다. 전기 회로를 보호하기 위해 퓨즈가 녹아서 오버 컬러가 발생할 때 회로를 차단합니다.

램프 홀더 : 전구 또는 조명 방출 다이오드 (LED) 용 홀더이며 전구를 저장하고 전기적으로 연결하는 부분입니다.

센서 홀더 : 다양한 유형의 센서를 장착하고 고정하는 장치로 사용할 수 있습니다.

정확한 의미는 사용되는 컨텍스트에 따라 다르므로 특정 홀더에 대한 자세한 정보를 얻으려면 사용되는 응용 프로그램 또는 구성 요소의 세부 사양을 확인하는 것이 좋습니다.