전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  



FIXED 데이터시트, PDF

검색된 단어 : 'FIXED' - Total: 13 (1/1) Pages
제조업체부품명데이터시트상세설명
Company Logo Img
Littelfuse
P0641S_L Datasheet pdf image
148Kb/3P
Fixed Voltage SLIC Protector
P0641SCRP Datasheet pdf image
123Kb/2P
Fixed Voltage SLIC Protector
MS-012 Datasheet pdf image
206Kb/4P
Fixed Voltage Enhanced Single Port Series
08098500 Datasheet pdf image
639Kb/2P
350A Manual battery master switch with removable or fixed handle
08084000 Datasheet pdf image
832Kb/2P
250A-350A-500A bipolar disconnect switch with fixed or removable handle
P0641CA2LRP Datasheet pdf image
142Kb/4P
The series provides single port protection using fixed voltage switching devices
P0641DF-1 Datasheet pdf image
176Kb/4P
The series provides single port protection using a fixed voltage switching device
P0641Q22CLRP Datasheet pdf image
133Kb/4P
The series provides single line protection using a fixed voltage switching device
P0641SALRP Datasheet pdf image
135Kb/4P
The series provides single line protection using a fixed voltage switching device
08098800 Datasheet pdf image
595Kb/2P
250A/350A Manual battery master switch with removable or fixed handle and locked
P0641DF-1E Datasheet pdf image
206Kb/4P
The series provides single port protection using a fixed Series are SIDACtor짰 devices
08099100 Datasheet pdf image
586Kb/2P
250A/350A Manual battery master switch with removable or fixed handle. Available with weather protective boots
08010300 Datasheet pdf image
309Kb/2P
Dual Pole Manual Battery Disconnect Switch features model with a removable handle with chain so it never gets lost or a model with a fixed handle with integrated Lock-Out Tag-Out for applications where required

1


1



FIXED 란


FIXED는 전자 부품에서 많이 사용되는 용어 중 하나입니다. 이 용어는 일반적으로 전자 부품의 고정 저항을 의미합니다.

고정 저항은 회로에서 전류의 흐름을 제한하고, 전압을 분배하는 등의 역할을 합니다.

고정 저항은 대개 정전기 및 온도 변화에 대한 민감성이 낮고, 정확한 저항 값을 유지할 수 있어 일관된 성능을 보장할 수 있습니다.

전자 부품에서는 고정 저항 외에도 가변 저항과 기타 다양한 유형의 저항이 사용됩니다.

가변 저항은 회로에서 저항 값이 조절 가능하며, 트림 포트나 가변 저항기 등의 형태로 사용됩니다.

기타 다양한 저항은 전압 변환, 전류 측정 및 보정, 필터링 등 다양한 용도로 사용됩니다.