전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  



EXTERNAL 데이터시트, PDF

검색된 단어 : 'EXTERNAL' - Total: 1 (1/1) Pages
제조업체부품명데이터시트상세설명
Company Logo Img
SynQor Worldwide Headqu...
PQ60012EML15 Datasheet pdf image
616Kb/13P
Active back bias limit prevents damage to converter from external load induced pre-bias

1


1



EXTERNAL 란


전자부품에서 EXTERNAL은 일반적으로 내부 시스템이나 장치 외부에서 작동하거나 연결되는 것을 의미합니다. 이 용어는 다양한 맥락에서 사용될 수 있으며, 주로 다음과 같은 상황에서 사용됩니다:

EXTERNAL DEVICE (외부 장치): 컴퓨터나 전자 기기와 연결되어 작동하면서 외부에서 작동하는 장치를 가리킵니다. 예를 들어, 컴퓨터에 연결되는 외장 하드 디스크, 프린터, 스캐너, 마우스, 키보드 등이 이에 해당합니다.

EXTERNAL CONNECTION (외부 연결): 전자 부품이나 시스템과 외부 장치 또는 다른 시스템과의 연결을 의미합니다. 이는 데이터 전송, 전력 공급, 신호 송수신 등을 위해 사용될 수 있습니다.

EXTERNAL SIGNAL (외부 신호): 전자 부품이나 장치에 영향을 주는 외부로부터 발생하는 신호를 의미합니다. 이는 보통 주변 환경의 영향을 받는 경우나 외부 장치에서 발생하는 신호 등을 가리킵니다.

EXTERNAL POWER (외부 전원): 전자 부품이나 시스템을 동작시키기 위해 외부에서 제공되는 전력을 의미합니다. 일부 장치는 내장 배터리나 전원 공급 장치 대신 외부 전원을 사용합니다.

EXTERNAL MODULE (외부 모듈): 전자 부품이나 시스템에 추가 기능을 제공하기 위해 외부에서 연결되는 독립적인 모듈을 의미합니다. 이를 통해 부가적인 기능이나 특성을 추가할 수 있습니다.

EXTERNAL이라는 용어는 부품 또는 시스템의 확장성과 연결성을 강조하는데 사용되며, 내부적으로 동작하는 부분과 구분하여 사용됩니다.