전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  



DYNAMIC 데이터시트, PDF

검색된 단어 : 'DYNAMIC' - Total: 2 (1/1) Pages
제조업체부품명데이터시트상세설명
Company Logo Img
Integrated Device Techn...
MPC9993 Datasheet pdf image
335Kb/11P
Intelligent Dynamic Clock Switch (IDCS) PLL Clock Driver
MC68150 Datasheet pdf image
637Kb/40P
32-Bit to 32/16/8-Bit Dynamic READ/WRITE Bus Sizer

1


1



DYNAMIC 란


전자부품에서 'Dynamic'은 움직이거나 변하는 것을 의미하는 용어로 사용됩니다. 다이내믹은 정적(Static)과 대비되며, 상태나 특성이 변화하거나 활동적인 상태를 나타냅니다.

전자부품에서 Dynamic이라는 용어는 다양한 의미로 사용될 수 있습니다:

Dynamic Memory: 컴퓨터 시스템에서 사용되는 RAM(랜덤 액세스 메모리)과 같은 메모리 유형을 가리킵니다. Dynamic Memory는 데이터를 일시적으로 저장하는 데 사용되며, 전원이 연결되어 있는 동안에만 데이터를 유지합니다. 반면에 정적 메모리(Static Memory)는 전원이 없어도 데이터를 유지할 수 있습니다.

Dynamic Range: 전자기기나 음향 기기에서 사용되는 용어로, 측정 범위 중 가장 낮은 수준과 가장 높은 수준 사이의 차이를 나타냅니다. Dynamic Range가 높을수록 잡음과 왜곡이 적어지고, 음압 또는 신호 강도의 차이를 더 정확하게 표현할 수 있습니다.

Dynamic Component: 회로에서 변경 가능한 파라미터를 가진 부품을 가리킵니다. 이러한 다이내믹 컴포넌트는 회로의 작동을 제어하거나 변화시키는 데 사용됩니다.

Dynamic Behavior: 회로나 시스템의 동작이 시간에 따라 변화하는 것을 말합니다. 이러한 동작은 다이내믹 시스템의 특징이며, 다이내믹 시스템은 입력 신호에 따라 동적으로 응답하는 시스템을 의미합니다.

다이내믹은 시간에 따라 변화하거나 움직이는 것을 의미하므로, 많은 전자부품과 시스템에서 중요한 개념으로 사용됩니다. 이러한 다이내믹한 특성은 회로의 동작, 신호 처리, 데이터 저장 등 다양한 응용 분야에 영향을 미치고 있습니다.