전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  



DUPLEX 데이터시트, PDF

검색된 단어 : 'DUPLEX' - Total: 3 (1/1) Pages
제조업체부품명데이터시트상세설명
Company Logo Img
MORNSUN Science& Techno...
TD302DCAN Datasheet pdf image
541Kb/3P
DUPLEX UNIVERSAL CAN ISOLATION TRANSCEIVER MODULE
TD301DCANH2 Datasheet pdf image
871Kb/3P
DUPLEX HIGH RATE H-CAN ISOLATION TRANSCEIVER MODULE
TD102-EX-485 Datasheet pdf image
564Kb/4P
RS485竊뉶ull-duplex竊뎘nput isolation safety barrier

1


1



DUPLEX 란


전자부품에서 'Duplex'는 데이터 통신과 네트워크 분야에서 사용되는 용어로, 두 개의 독립적인 통신 경로가 동시에 양방향으로 데이터를 전송할 수 있는 통신 방식을 의미합니다.

Duplex 통신은 두 개의 통신 장치 사이에 양방향 데이터 흐름이 동시에 이루어지는 것을 허용하므로, 데이터를 동시에 주고 받을 수 있습니다. 이러한 통신 방식은 데이터 통신에서 중요한 개념이며, 네트워크 장비, 케이블, 광섬유 등 다양한 통신 매체에서 사용됩니다.

Duplex 통신은 일반적으로 다음 두 가지 방식으로 나눌 수 있습니다:

Full-Duplex: Full-Duplex는 두 개의 통신 장치가 동시에 양방향으로 데이터를 전송할 수 있는 통신 방식을 의미합니다. 이는 두 개의 통신 경로가 별도로 할당되어 있으며, 각각의 경로는 독립적으로 데이터를 전송합니다. Full-Duplex 통신은 전이중(Full-Duplex) 통신이라고도 하며, 전화 통화나 인터넷에서 사용되는 네트워크 통신 방식 중 하나입니다.

Half-Duplex: Half-Duplex는 두 개의 통신 장치가 번갈아가며 양방향으로 데이터를 전송하는 통신 방식을 의미합니다. 이는 두 개의 통신 경로가 시간적으로 번갈아 사용되며, 데이터를 전송할 때는 한쪽의 장치가 보내고, 다른 쪽의 장치가 받습니다. Half-Duplex 통신은 반이중(Half-Duplex) 통신이라고도 하며, 무전기나 이전의 이더넷 통신에서 사용되는 방식 중 하나입니다.

Duplex 통신은 통신 속도와 신뢰성을 향상시키는데 중요한 역할을 합니다. 데이터 전송이 더 빠르고 효율적으로 이루어지며, 동시에 양방향 데이터 흐름이 가능하므로 통신 상태를 더욱 원활하게 관리할 수 있습니다. 따라서 데이터 통신 시스템과 네트워크에서 Duplex 통신 방식이 많이 활용되고 있습니다.