전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  



DISCHARGE 데이터시트, PDF

검색된 단어 : 'DISCHARGE' - Total: 4 (1/1) Pages
제조업체부품명데이터시트상세설명
Company Logo Img
Energizer
EN95 Datasheet pdf image
177Kb/1P
Continuous discharge to 0.8 volts at 21C
NH22-175 Datasheet pdf image
163Kb/1P
Based on 35 mA (0.2C rate) continuous discharge to 1.0 volts
NH35-2500 Datasheet pdf image
162Kb/1P
Based on 500 mA (0.2C rate) continuous discharge to 1.0 volts
NH50-2500 Datasheet pdf image
175Kb/1P
Based on 500 mA (0.2C rate) continuous discharge to 1.0 volts

1


1



DISCHARGE 란


전자부품에서 'Discharge'는 방전 또는 방전 작업을 의미합니다. 이 용어는 전자 부품이나 전기적 장치에서 축적된 에너지를 제거하거나 방출하는 과정을 가리킵니다.

전자부품에서 Discharge가 일어나는 상황과 의미는 다음과 같습니다:

Electrostatic Discharge (정전기 방전, ESD): 정전기 방전은 전기적으로 축적된 정전기가 물체 사이를 이동할 때 발생합니다. 높은 전압 차이가 발생하면서 정전기가 방전되는데, 이는 전자 부품에 상당한 손상을 줄 수 있습니다. 따라서 전자 부품을 다룰 때에는 ESD 방지 대책을 적용하여 정전기 방전으로 인한 손상을 예방합니다.

Capacitor Discharge (커패시터 방전): 커패시터는 전기 에너지를 축적하는데 사용되는 전자 부품입니다. 커패시터에 축적된 에너지를 방출하고 회로에 저장된 에너지를 소진하는 것을 '커패시터 방전'이라고 합니다.

Battery Discharge (배터리 방전): 배터리는 전기 에너지를 저장하고 사용할 수 있는 전자 부품입니다. 사용 중인 배터리가 충전된 상태에서 에너지를 소비하면 배터리 방전이 일어납니다.

Discharge Circuit (방전 회로): 전자 부품이나 시스템에서 에너지를 효율적으로 제거하기 위해 설계된 회로를 말합니다. 이 회로는 충전된 에너지를 안전하게 방출하고, 회로나 기기에 손상을 주지 않도록 하는 중요한 역할을 수행합니다.

Discharge는 전자 부품의 정상적인 동작을 위해 관리되어야 하는 중요한 요소입니다. 축적된 에너지를 안전하게 방출하거나 조절하는 것은 전자 부품의 신뢰성과 성능에 영향을 미칩니다. 따라서 Discharge 과정은 전자기기 설계와 운용에서 중요한 고려사항 중 하나입니다.