전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  



DETECTOR 데이터시트, PDF

검색된 단어 : 'DETECTOR' - Total: 26 (1/2) Pages
제조업체부품명데이터시트상세설명
Company Logo Img
Maxim Integrated Produc...
MAX2203 Datasheet pdf image
911Kb/7P
RMS Power Detector
Rev 0; 10/09
MAX2209 Datasheet pdf image
1Mb/5P
RF Power Detector
Rev 0; 10/09
MAX2202 Datasheet pdf image
980Kb/8P
RMS Power Detector
Rev 1; 2/11
MAX2204 Datasheet pdf image
150Kb/7P
RF Power Detector
Rev 0; 4/07
MAX2015EVKIT Datasheet pdf image
173Kb/5P
Complete RF Power Detector/Controller
Rev 0; 12/03
MAX20330A Datasheet pdf image
699Kb/21P
Precision HV Capable ID Detector
19-100293; Rev 1; 6/18
MAX2209A Datasheet pdf image
1Mb/7P
RF Power Detector with Shutdown Control
Rev 0; 9/10
MAX6684 Datasheet pdf image
168Kb/7P
Fan-Failure Detector with Integrated Power Switch
Rev 0; 1/02
MAX2015 Datasheet pdf image
587Kb/13P
0.1GHz to 3GHz, 75dB Logarithmic Detector/Controller
Rev 2; 2/07
MAX2014_V1 Datasheet pdf image
304Kb/12P
50MHz to 1000MHz, 75dB Logarithmic Detector/Controller
Rev 1; 2/12
MAX2014 Datasheet pdf image
277Kb/10P
50MHz to 1000MHz, 75dB Logarithmic Detector/Controller
Rev 0; 6/06
MAX2015 Datasheet pdf image
628Kb/10P
0.1GHz to 2.5GHz, 75dB Logarithmic Detector/Controller
19-2998; Rev 1; 12/03
MAX16063 Datasheet pdf image
183Kb/13P
1% Accurate, Low-Voltage, Quad Window Voltage Detector
Rev 0; 4/08
MAX20342 Datasheet pdf image
1Mb/91P
USB Type-C Charger Detector with Integrated OVP
Rev 1; 11/20
MAX4003 Datasheet pdf image
415Kb/12P
100MHz to 2500MHz, 45dB RF Detector in a UCSP
Rev 1; 3/03
MAX9930 Datasheet pdf image
268Kb/16P
2MHz to 1.6GHz 45dB RF-Detecting Controllers and RF Detector
Rev 1; 3/09
MAX9930 Datasheet pdf image
232Kb/15P
2MHz to 1.6GHz 45dB RF-Detecting Controllers and RF Detector
Rev 0; 8/07
MAX9930 Datasheet pdf image
1Mb/16P
2MHz to 1.6GHz 45dB RF-Detecting Controllers and RF Detector
2015
MAX3645 Datasheet pdf image
240Kb/10P
+2.97V to +5.5V, 125Mbps to 200Mbps Limiting Amplifier with Loss-of-Signal Detector
19-3026; Rev 1; 11/04
MAX2016 Datasheet pdf image
934Kb/20P
LF-to-2.5GHz Dual Logarithmic Detector/ Controller for Power, Gain, and VSWR Measurements
Rev 1; 10/06

1 2 >


1 2 >



DETECTOR 란


전자부품에서 'Detector'는 주로 전자 신호를 감지하고 해당 신호를 측정, 분석 또는 처리하기 위해 사용되는 장치나 회로를 의미합니다. 감지기는 입력 신호를 감지하고 이를 다른 형태로 변환하여 사용자에게 정보를 제공하거나 다른 시스템과 상호 작용할 수 있습니다.

일반적으로 사용되는 여러 가지 감지기의 유형에는 다음과 같은 것들이 있습니다:

광 감지기: 광센서나 광전지로 알려진 광 감지기는 빛의 존재, 강도, 주파수 등을 감지하여 전기 신호로 변환합니다. 광 감지기는 광통신, 자동 조명, 광 센싱 등 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.

열 감지기: 열 감지기는 온도를 감지하고 전기 신호로 변환합니다. 열 감지기는 열 이미징, 환경 모니터링, 온도 측정 등 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.

전류 감지기: 전류 감지기는 흐르는 전류의 크기를 감지하고 전기 신호로 변환합니다. 전류 감지기는 전력 모니터링, 자동차 배터리 관리, 전자기기 보호 등에 사용됩니다.

전압 감지기: 전압 감지기는 회로나 시스템에서의 전압을 감지하고 전기 신호로 변환합니다. 전압 감지기는 전원 공급 모니터링, 전압 안정화, 배터리 관리 등에 사용됩니다.

라디오 수신기: 라디오 수신기는 무선 신호를 감지하고 음성이나 데이터를 복구하는 데 사용됩니다. 라디오 수신기는 라디오 방송, 무선 통신, 위성 수신 등에 사용됩니다.

센서 인터페이스 회로: 센서 인터페이스 회로는 다양한 종류의 센서 신호를 감지하고 처리하기 위한 회로를 제공합니다. 센서 인터페이스 회로는 센서 신호의 증폭, 변환, 필터링, 디지털화 등을 수행합니다.

이 외에도 다양한 유형의 감지기가 전자부품에서 사용됩니다. 감지기는 전자 시스템에서 신호를 감지하고 해당 신호를 활용하여 다양한 응용 분야에서 유용한 기능을 수행하는 데 중요한 역할을 합니다.