전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  



DELAY 데이터시트, PDF

검색된 단어 : 'DELAY' - Total: 3 (1/1) Pages
제조업체부품명데이터시트상세설명
Company Logo Img
Spectrum Microwave, Inc...
SF1575DL03104S Datasheet pdf image
87Kb/3P
1575 MHz Delay Line 20 MHz Bandwidth
SF0850DL01825T Datasheet pdf image
148Kb/3P
850 MHz SAW delay Line 80 MHz Bandwidth
SF0881DL02211S Datasheet pdf image
151Kb/3P
881.5 MHz SAW delay Line 25 MHz Bandwidth

1


1



DELAY 란


전자부품에서 'DELAY'는 시간 지연을 의미합니다. 전자회로나 시스템에서 신호나 동작의 지연을 조절하거나 제어하는 데 사용되는 기능이나 부품을 말합니다.

지연은 다양한 방법으로 구현될 수 있으며, 몇 가지 예시는 다음과 같습니다:

디지털 지연 회로: 디지털 회로에서는 딜레이 라인, 딜레이 게이트, 딜레이 레지스터 등의 회로를 사용하여 신호의 도착 시간을 지연시킵니다. 이를 통해 신호를 동기화하거나 정확한 타이밍을 제어할 수 있습니다.

안정화 딜레이 회로: 안정화 딜레이 회로는 입력 신호가 변화한 후 일정 시간 동안 안정화될 때까지 지연시키는 역할을 합니다. 이를 통해 안정화된 신호를 사용하여 다음 단계의 동작을 수행할 수 있습니다.

타이머: 전자부품에서 사용되는 타이머는 시간을 측정하고 지연을 생성하는 데 사용됩니다. 타이머는 정확한 시간 간격을 생성하거나 특정 시간 동안 동작을 지연시키는 등의 기능을 제공합니다.

신호 지연 선: 신호가 전송되는 동안 발생하는 전파 지연을 고려하여 신호를 동기화하거나 정확한 타이밍을 제어하는 데 사용됩니다. 신호 지연 선은 신호의 전달 시간을 조절하여 동기화된 동작을 가능하게 합니다.

딜레이는 전자 시스템에서 신호의 동작, 동기화 및 타이밍 제어에 중요한 역할을 합니다. 이를 통해 시스템의 정확도, 안정성 및 동작 조건을 제어할 수 있습니다.