전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  



CONTROLLED 데이터시트, PDF

검색된 단어 : 'CONTROLLED' - Total: 3 (1/1) Pages
제조업체부품명데이터시트상세설명
Company Logo Img
Voltage Multipliers Inc...
MR25FF3 Datasheet pdf image
461Kb/1P
H. V. Controlled Avalanche Rectifiers - Axial Lead 0.015A - 0.060A ??30ns - 3000ns
ZR25FF3 Datasheet pdf image
463Kb/1P
H. V. Controlled Avalanche Rectifiers - Axial Lead 0.15A - 1.50A ??30ns - 3000ns
XR25FF3 Datasheet pdf image
460Kb/1P
H. V. Controlled Avalanche Rectifiers - Axial Lead 0.050A - 0.20A ??30ns - 3000ns

1


1



CONTROLLED 란


Controlled는 전자 부품에서 일종의 특성을 나타내는 용어입니다.

이 용어는 전자 부품의 특성이 외부적인 요소에 의해 제어 가능한지 여부를 나타냅니다.

예를 들어, Controlled Rectifier는 외부 제어에 의해 작동이 가능한 다이오드로, AC 전원을 DC 전원으로 변환하는 데 사용됩니다.

이 부품은 제어 가능한 스위칭 속도와 전류 제어 기능을 가지고 있습니다.

또한, Controlled Oscillator는 외부 제어에 의해 출력 신호의 주파수와 파형을 조절할 수 있는 부품입니다.

이 부품은 무선 통신, 라디오, TV 등에서 사용됩니다.

그 외에도 다양한 Controlled 부품들이 있습니다.

이러한 부품들은 전자 회로에서 다양한 기능을 수행하며, 외부적인 요소에 따라 작동이 가능하거나 불가능한 부품들로 분류됩니다.

따라서, 전자 부품에서 Controlled는 외부적인 요소에 의해 제어 가능한 부품의 특성을 나타내는 용어입니다.

이러한 부품들은 다양한 전자 기기에서 사용되며, 전기 신호의 처리, 변환, 제어 등 다양한 기능을 수행합니다.