전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  



COMPATIBLE 데이터시트, PDF

검색된 단어 : 'COMPATIBLE' - Total: 8 (1/1) Pages
제조업체부품명데이터시트상세설명
Company Logo Img
Freescale Semiconductor...
MC912DG128ACPVE Datasheet pdf image
2Mb/478P
Upward compatible with M68HC11 instruction set
MC68020RC25E Datasheet pdf image
1Mb/306P
Object-Code Compatible with Earlier M68000 Microprocessors
33886 Datasheet pdf image
705Kb/27P
TTL / CMOS Compatible Inputs PWM Frequencies up to 10 kHz
MPC17531A Datasheet pdf image
501Kb/19P
700mA Dual H-Bridge Motor Driver with 3.0V Compatible Logic I/O
MPC17531A Datasheet pdf image
641Kb/20P
700 mA Dual H-Bridge Motor Driver with 3.0 V Compatible Logic I/O
DSPA56371 Datasheet pdf image
1Mb/124P
The DSP56371 is a high density CMOS device with 5.0-volt compatible inputs and outputs.
MC908KX2MDWE Datasheet pdf image
1Mb/210P
High-performance M68HC08 architecture, Fully upward-compatible object code with M6805, M146805, and M68HC05 Families
17529 Datasheet pdf image
431Kb/12P
0.7 A Dual H-Bridge Motor Driver with 3.0 V/5.0 V Compatible Logic I/O

1


1



COMPATIBLE 란


호환성을 참조 할 때 일반적으로 다른 구성 요소, 시스템 또는 장치가 추가 수정 또는 조정이 필요하지 않고도 원활하게 작동 할 수 있음을 의미합니다.

IC와 같은 전자 구성 요소의 맥락에서 호환성은 종종 구성 요소의 핀아웃 및 전기 사양을 나타냅니다.

예를 들어, MAX232와 핀 호환되는 IC는 동일한 핀 구성 및 전기 사양을 갖기 때문에 회로에서 직접 교체로 사용할 수 있습니다.

그러나 호환성은 또한 추가 소프트웨어 또는 드라이버 변경없이 다른 시스템이나 장치가 함께 작동 할 수있는 소프트웨어 호환성을 참조 할 수 있습니다.