전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  



CLAMP 데이터시트, PDF

검색된 단어 : 'CLAMP' - Total: 2 (1/1) Pages
제조업체부품명데이터시트상세설명
Company Logo Img
Powerex Power Semicondu...
M54585KP Datasheet pdf image
82Kb/4P
8-UNIT 500mA DARLINGTON TRANSISTOR-ARRAY WITH CLAMP DIODE
KEE525B0 Datasheet pdf image
185Kb/6P
Integral Baker Clamp Six-Darlington Transistor Module (8 Amperes/300 Volts)

1


1



CLAMP 란


전자부품에서 Clamp는 전압이나 전류를 제한하거나 안정화하기 위해 사용되는 장치를 의미합니다. Clamp는 전자 회로에서 과전압이나 과전류를 방지하고, 장치 또는 회로를 보호하는 역할을 수행합니다.

Clamp는 일반적으로 다이오드를 사용하여 구현됩니다.

다이오드는 양방향 전류 통로를 갖고 있으며, 정방향으로 작동할 때는 전압이 허용 범위 내에서 통과시키고, 역방향으로 작동할 때는 전압을 제한하여 보호합니다.

이를 통해 과전압이나 과전류가 발생할 때 회로의 다른 부분에 피해를 줄 수 있는 상황을 방지합니다.

Clamp는 다양한 용도로 사용될 수 있습니다.

가장 일반적인 용도 중 하나는 전압 과전류 보호입니다.

전압이나 전류가 일정한 임계치를 초과하면 Clamp가 작동하여 회로를 안전한 범위 내에 유지시킵니다.

이를 통해 부품이나 회로가 손상되거나 고장을 일으키는 것을 방지할 수 있습니다.

또한, Clamp는 신호 처리 회로에서 사용되기도 합니다.

예를 들어, 클램핑 다이오드(clamping diode)를 사용하여 신호의 피크 값을 제한하여 원하는 전압 레벨로 유지할 수 있습니다.

요약하면, 전자부품에서 Clamp는 전압이나 전류를 제한하거나 안정화하기 위해 사용되는 장치를 의미합니다.

Clamp는 다이오드를 사용하여 과전압이나 과전류를 방지하고, 장치 또는 회로를 보호합니다.

Clamp는 전압 과전류 보호 및 신호 처리 회로에서 사용될 수 있습니다.