전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  



BODY 데이터시트, PDF

검색된 단어 : 'BODY' - Total: 5 (1/1) Pages
제조업체부품명데이터시트상세설명
Company Logo Img
NXP Semiconductors
SOT108-1 Datasheet pdf image
10Kb/1P
SO14: plastic small outline package; 14 leads; body width 3.9 mm
2003 Mar 24
SOT340-1 Datasheet pdf image
11Kb/1P
SSOP24: plastic shrink small outline package; 24 leads; body width 5.3 mm
2003 Mar 24
SOT765-1 Datasheet pdf image
13Kb/1P
plastic very thin shrink small outline package; 8 leads; body width 2.3 mm
2002 Jun 07
SOT926-1 Datasheet pdf image
239Kb/1P
plastic thin fine-pitch ball grid array package; 100 balls; body 9 x 9 x 0.7 mm
2009
SOT545-3 Datasheet pdf image
15Kb/1P
plastic thermal enganced thin quad flat package; 48 leads; body 7 x 7 x 1 mm; exposed die pad
2004 Feb 05

1


1



BODY 란


전자부품에서 BODY라는 용어는 일반적으로 다음과 같은 의미로 사용될 수 있습니다:

전자 부품의 본체: BODY는 전자 부품이나 디바이스의 실제 본체를 가리킵니다.

예를 들어, 마이크로칩, 트랜지스터, 반도체 디바이스 등 전자 부품의 실제 구조와 본체를 나타냅니다.

이는 전자 부품이 실제로 동작하는 핵심 부분을 의미하며, 보호나 물리적 연결을 위해 적절한 캐이스 또는 패키지에 포장될 수 있습니다.

전자 부품의 신체 연결 부위: BODY는 일부 전자 부품에서 연결하는 데 사용되는 본체의 신체적인 연결 부위를 의미하기도 합니다.

예를 들어, 트랜지스터의 경우, BODY는 게이트와 채널 사이의 연결을 말하며, 이 연결은 디바이스의 동작을 제어하는 데 중요한 역할을 합니다.

디바이스의 외형적인 부분: BODY는 전자 디바이스의 외형적인 부분을 가리킬 수도 있습니다. 이는 전자 디바이스의 디자인, 형태, 구조 등을 나타내는 요소로 사용될 수 있습니다.

예를 들어, 스마트폰이나 컴퓨터의 경우, BODY는 디바이스의 실제 외관, 케이스, 프레임 등을 의미합니다.

따라서, BODY는 전자 부품의 실제 본체, 신체적인 연결 부위 또는 디바이스의 외형적인 부분을 나타낼 수 있는 다양한 의미로 사용될 수 있습니다.

문맥에 따라서 어떤 의미로 사용되는지 파악하는 것이 중요합니다.